công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZB5AX2 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Schneider Electric

tên linh kiện ZB5AX2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Head for non illuminated push button, Harmony XB5, black 횠 60 mushroom pushbutton 횠22 mm latching pull
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

ZB5AX2 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Schneider Electric

Back Button ZB5AX2 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric ZB5AX2 Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric ZB5AX2 Datasheet HTML 4Page - Schneider Electric ZB5AX2 Datasheet HTML 5Page - Schneider Electric ZB5AX2 Datasheet HTML 6Page - Schneider Electric ZB5AX2 Datasheet HTML 7Page - Schneider Electric ZB5AX2 Datasheet HTML 8Page - Schneider Electric ZB5AX2 Datasheet HTML 9Page - Schneider Electric ZB5AX2 Datasheet HTML 10Page - Schneider Electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
Product data sheet
Mounting and Clearance
ZB5AX2
Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection
Panel Cut-outs (Viewed from Installer’s Side)
A:
30 mm min. / 1.18 in. min.
B:
40 mm min. / 1.57 in. min.
Printed Circuit Board Cut-outs (Viewed from Electrical Block Side)
Dimensions in mm
A:
30 mm min.
B:
40 mm min.
Dimensions in in.
6
Mar 16, 2022



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com