công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KBPC10005 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - EIC discrete Semiconductors

tên linh kiện KBPC10005
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON BRIDGE RECTIFIERS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EIC [EIC discrete Semiconductors]
Trang chủ  http://www.eicsemi.com
Logo EIC - EIC discrete Semiconductors

KBPC10005 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - EIC discrete Semiconductors

  KBPC10005 Datasheet HTML 1Page - EIC discrete Semiconductors KBPC10005 Datasheet HTML 2Page - EIC discrete Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (KBPC10005 - KBPC1010 )
FIG.1 - DERATING CURVE FOR OUTPUT
FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
RECTIFIED CURRENT
FORWARD SURGE CURRENT
0
25
50
75
100
125
150
175
6
4
2
12
10
160
0
240
0
120
80
40
8.3 ms SINGLE HALF SINE WAVE
JEDEC METHOD
TJ = 150 °C
8
200
10
20
60
1
2
4
6
40
100
6" x 2.2" x 2.2" Al -wing plate
(15 x 5.7 x 5.5 cm)
60 Hz Resistive or Inductive
CASE TEMPERATURE, ( °C)
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
FIG.3 - TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
FIG.4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
Page 2 of 2
Rev. 03 : September 3, 2012
100
10
1.0
0.1
10
80
0.01
1.0
0.1
100
140
0
20
40
60
120
PERCENT OF RATED REVERSE
VOLTAGE, (%)
Pulse Width = 300 µs
1 % Duty Cycle
T
J = 100 °C
10
20
60
1
2
4
6
40
100
1.2
1.4
1.8
0.4
0.6
0.8
1.0
1.6
INSTSNTSNEOUS FORWARD
T
J = 25 °C
T
J = 25 °C
T
J = 100 °C
www.eicsemi.com



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com