| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F373RC bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F373RC bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 137 page ![]() DocID022691 Rev 7 35/137 STM32F373xx Pinouts and pin description 47 25 K3 16 12 PA2 I/O TTa - COMP2_OUT, SPI3_MISO/I2S3_MCK, USART2_TX, TIM2_CH3, TIM15_CH1, TIM5_CH3, TIM19_CH3, TSC_G1_IO3 ADC_IN2, COMP2_INM 26 L3 18 13 PA3 I/O TTa - SPI3_MOSI/I2S3_SD, USART2_RX, TIM2_CH4, TIM15_CH2, TIM5_CH4, TIM19_CH4, TSC_G1_IO4 ADC_IN3, COMP2_INP 27 E3 - - PF4 I/O FT (2) - 28 H3 19 17 VDD_2 S - - Digital power supply 29 M3 20 14 PA4 I/O TTa - SPI1_NSS/I2S1_WS, SPI3_NSS/I2S3_WS, USART2_CK, TIM3_CH2, TIM12_CH1, TSC_G2_IO1, ADC_IN4, DAC1_OUT1 30 K4 21 15 PA5 I/O TTa - SPI1_SCK/I2S1_CK, CEC, TIM2_CH1_ETR, TIM14_CH1, TIM12_CH2, TSC_G2_IO2 ADC_IN5, DAC1_OUT2 31 L4 22 16 PA6 I/O TTa - SPI1_MISO/I2S1_MCK, COMP1_OUT, TIM3_CH1, TIM13_CH1, TIM16_CH1, TSC_G2_IO3 ADC_IN6, DAC2_OUT1, 32 M4 23 - PA7 I/O TTa (2) TSC_G2_IO4, TIM14_CH1, SPI1_MOSI/I2S1_SD, TIM17_CH1, TIM3_CH2, COMP2_OUT ADC_IN7 33 K5 24 - PC4 I/O TTa (2) TIM13_CH1, TSC_G3_IO1, USART1_TX ADC_IN14 34 L5 25 - PC5 I/O TTa (2) TSC_G3_IO2, USART1_RX ADC_IN15 35 M5 26 18 PB0 I/O TTa - SPI1_MOSI/I2S1_SD, TIM3_CH3, TSC_G3_IO3, TIM3_CH2 ADC_IN8, SDADC1_AIN6P 36 M6 27 19 PB1 I/O TTa - TIM3_CH4, TSC_G3_IO4 ADC_IN9, SDADC1_AIN5P, SDADC1_AIN6M 37 L6 28 20 PB2 I/O TC (3) - SDADC1_AIN4P, SDADC2_AIN6P Table 11. STM32F373xx pin definitions (continued) Pin numbers Pin name (function after reset) Pin type Pin functions Alternate function Additional functions |