| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UM2462 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM2462 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 16 page ![]() UM2462 Rev 2 13/16 UM2462 Hardware overview 14 C4 PE14_eMIOS1-UC26 D4 PG13_ETH_RX_CLK C5 D5 PB11_eMIOS1-UC5 C6 PC12_DSPI1-SOUT D6 PD7_DSPI1-SIN C7 D7 C8 PB8_eMIOS0-UC27 D8 C9 PA14_GPIO14 D9 PB3_ADC_User_1 C10 D10 PB4_ADC_User_2 C11 PK0_GPIO160 D11 PD14_LIN_2_TXD C12 D12 C13 D13 C14 PI1_eMIOS0-UC4 D14 PF8_LED_User_1 C15 PE13_eMIOS0-UC30 D15 PF9_LED_User_2 C16 D16 PF10_LED_User_3 C17 PA2_CAN2sys0_TX D17 PA1_CAN2sys0_RX C18 PE6_CAN0sys0_RX D18 PE5_CAN0sys0_TX C19 PE7_LIN_1_TXD D19 C20 D20 PF2_EIRQ6 C21 D21 PB1_FCCU-F0 C22 D22 PC2_FCCU-F1 C23 PF14_GPIO94 D23 PA3_eMIOS0-UC28 C24 PA3_eMIOS0-UC28 D24 C25 PC7_eMIOS0-UC3 D25 PD12_eMIOS0-UC14 C26 PK1_GPIO161 D26 PH1_GPIO113 C27 PI7_ADC-AN50 D27 PG2_ADC-AN25 C28 PG11_ADC-AN57 D28 PI4_ADC-AN40 C29 PG6_ADC-AN44 D29 PG9_ADC-AN53 C30 PB6_ADC-AN48 D30 PB7_ADC-AN47 C31 PD8_ADC-AN92 D31 C32 D32 PL8_ADC-AN5 C33 D33 C34 PE15_DSIP0-SIN D34 PE2__ADC-AN13 C35 D35 PD4_DSPI0-SCK C36 GND D36 PM2_GPIO194 C37 3V3 D37 V_Ext Table 2. X9 (part II) - Extended Connectors (I/O Headers) (continued) X9 pin Function / Port X9 pin Function / Port |