| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F107VC bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F107VC bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - STMicroelectronics |
|
31 / 108 page ![]() DocID15274 Rev 10 31/108 STM32F105xx, STM32F107xx Pinouts and pin description 107 A8 50 77 PA15 I/O FT JTDI SPI3_NSS / I2S3_WS TIM2_CH1_ETR / PA15 SPI1_NSS B9 51 78 PC10 I/O FT PC10 UART4_TX USART3_TX/ SPI3_SCK/I2S3_CK B8 52 79 PC11 I/O FT PC11 UART4_RX USART3_RX/ SPI3_MISO C8 53 80 PC12 I/O FT PC12 UART5_TX USART3_CK/ SPI3_MOSI/I2S3_SD D8 - 81 PD0 I/O FT PD0 - OSC_IN(9)/CAN1_RX E8 - 82 PD1 I/O FT PD1 - OSC_OUT(9)/CAN1_TX B7 54 83 PD2 I/O FT PD2 TIM3_ETR / UART5_RX C7 - 84 PD3 I/O FT PD3 - USART2_CTS D7 - 85 PD4 I/O FT PD4 - USART2_RTS B6 - 86 PD5 I/O FT PD5 - USART2_TX C6 - 87 PD6 I/O FT PD6 - USART2_RX D6 - 88 PD7 I/O FT PD7 - USART2_CK A7 55 89 PB3 I/O FT JTDO SPI3_SCK / I2S3_CK PB3 / TRACESWO/ TIM2_CH2 / SPI1_SCK A6 56 90 PB4 I/O FT NJTRST SPI3_MISO PB4 / TIM3_CH1/ SPI1_MISO C5 57 91 PB5 I/O - PB5 I2C1_SMBA / SPI3_MOSI / ETH_MII_PPS_OUT / I2S3_SD ETH_RMII_PPS_OUT TIM3_CH2/SPI1_MOSI/ CAN2_RX B5 58 92 PB6 I/O FT PB6 I2C1_SCL(7)/TIM4_CH1(7) USART1_TX/CAN2_TX A5 59 93 PB7 I/O FT PB7 I2C1_SDA(7)/TIM4_CH2(7) USART1_RX D5 60 94 BOOT0 I - BOOT0 - - B4 61 95 PB8 I/O FT PB8 TIM4_CH3(7)/ ETH_MII_TXD3 I2C1_SCL/CAN1_RX A4 62 96 PB9 I/O FT PB9 TIM4_CH4(7) I2C1_SDA / CAN1_TX D4 - 97 PE0 I/O FT PE0 TIM4_ETR - C4 - 98 PE1 I/O FT PE1 - - E5 63 99 VSS_3 S - VSS_3 - - F5 64 100 VDD_3 S - VDD_3 - - Table 5. Pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(4) Default Remap |