công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74HCS125DYY bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74HCS125DYY
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74HCS125 Quadruple Buffer with 3-State Outputs and Schmitt-Trigger Inputs
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74HCS125DYY bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button SN74HCS125DYY Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN74HCS125DYY Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN74HCS125DYY Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN74HCS125DYY Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN74HCS125DYY Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SN74HCS125DYY Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SN74HCS125DYY Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments SN74HCS125DYY Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments SN74HCS125DYY Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 32 page
background image
NOTES:
1.
All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed
0.15 per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.50 per side.
5. Reference JEDEC Registration MO-345, Variation AB
PACKAGE OUTLINE
4224643/B 07/2021
www.ti.com
SOT-23-THIN - 1.1 mm max height
PLASTIC SMALL OUTLINE
DYY0014A
A
0.1 C
B
PIN 1 INDEX
AREA
4.3
4.1
NOTE 3
2.1
1.9
3.36
3.16
2X
3
14X 0.31
0.11
0.1
C A
B
1.1 MAX
C
SEATING PLANE
0.2
0.08 TYP
SEE DETAIL A
0.1
0.0
0.25
GAUGE PLANE
0°- 8°
0.63
0.33
DETAIL A
TYP
1
7
8
14
12X 0.5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com