| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA369BWS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA369BWS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 92 page ![]() Contents STA369BWS 2/92 DocID016861 Rev 7 Contents 1 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 Pin connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.1 Connection diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.2 Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.1 Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.2 Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.3 Recommended operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.4 Electrical specifications for the digital section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.5 Electrical specifications for the power section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.6 Power on/off sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4 Serial audio interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.0.1 Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.0.2 Delay serial clock enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.0.3 Channel input mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 Processing data paths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 6I2C bus specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6.1 Communication protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6.1.1 Data transition or change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6.1.2 Start condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6.1.3 Stop condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6.1.4 Data input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6.2 Device addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6.3 Write operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6.3.1 Byte write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6.3.2 Multi-byte write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6.4 Read operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6.4.1 Current address byte read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 |