công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPC58EE84E7 bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện SPC58EE84E7
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit Power Architecture microcontroller for automotive ASIL-D applications
PDF  154 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPC58EE84E7 bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - STMicroelectronics

Back Button SPC58EE84E7 Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics SPC58EE84E7 Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics SPC58EE84E7 Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics SPC58EE84E7 Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics SPC58EE84E7 Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics SPC58EE84E7 Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics SPC58EE84E7 Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics SPC58EE84E7 Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics SPC58EE84E7 Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 85 / 154 page
background image
DS11646 Rev 4
85/154
SPC58EEx, SPC58NEx
Electrical characteristics
87
3.16.3
Voltage monitors
The monitors and their associated levels for the device are given in Table 45. Figure 17
illustrates the workings of voltage monitoring threshold.
Figure 17. Voltage monitor threshold definition
VDD_xxx
HVD TRIGGER
TVMFILTER
VLVD
TVMFILTER
VHVD
LVD TRIGGER
TVMFILTER
TVMFILTER
(INTERNAL)
(INTERNAL)
Table 45. Voltage monitor electrical characteristics
Symbol
C
Supply/Parameter(1)
Conditions
Value(2)
Unit
Min
Typ
Max
PowerOn Reset HV
VPOR200_C
CC P VDD_HV_IO_MAIN
—
1.80
2.18
2.40
V
Minimum Voltage Detectors HV
VMVD270_C
CC P VDD_HV_IO_MAIN
—
2.71
2.76
2.80
V
VMVD270_F
CC P VDD_HV_FLA
—
2.71
2.76
2.80
V
VMVD270_SBY CC P VDD_HV_IO_MAIN (in Standby)
—
2.71
2.76
2.80
V
Low Voltage Detectors HV
VLVD290_C
CC P VDD_HV_IO_MAIN
—
2.89
2.94
2.99
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com