công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPM10 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPM10
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable single-phase energy metering IC with tamper detection
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPM10 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - STMicroelectronics

Back Button STPM10 Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics STPM10 Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics STPM10 Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics STPM10 Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics STPM10 Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics STPM10 Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics STPM10 Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics STPM10 Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics STPM10 Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 47 page
background image
STPM10
Package information
DocID17728 Rev 5
45/47
Table 17: TSSOP20 package mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A
1.20
A1
0.05
0.15
A2
0.80
1.00
1.05
b
0.19
0.30
c
0.09
0.20
D
6.40
6.50
6.60
E
6.20
6.40
6.60
E1
4.30
4.40
4.50
e
0.65
L
0.45
0.60
0.75
L1
1.00
k
0
8
aaa
0.10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47