công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L100C6 bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L100C6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3, 128KB Flash, 10KB SRAM, 2KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  103 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L100C6 bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L100C6 Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics STM32L100C6 Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STM32L100C6 Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STM32L100C6 Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM32L100C6 Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32L100C6 Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM32L100C6 Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STM32L100C6 Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STM32L100C6 Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 103 page
background image
DocID024295 Rev 6
77/103
STM32L100C6 STM32L100R8/RB
Electrical characteristics
90
Figure 17. I2C bus AC waveforms and measurement circuit
1. RS = series protection resistors
2. RP = pull-up resistors
3. VDD_I2C = I2C bus supply
4. Measurement points are done at CMOS levels: 0.3VDD and 0.7VDD.
Table 47. SCL frequency (fPCLK1= 32 MHz, VDD = VDD_I2C = 3.3 V)(1)(2)
1. RP = External pull-up resistance, fSCL = I2C speed.
2. For speeds around 200 kHz, the tolerance on the achieved speed is of
±5%. For other speed ranges, the
tolerance on the achieved speed is
±2%. These variations depend on the accuracy of the external
components used to design the application.
fSCL (kHz)
I2C_CCR value
RP = 4.7 kΩ
400
0x801B
300
0x8024
200
0x8035
100
0x00A0
50
0x0140
20
0x0320



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com