| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UM2461 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM2461 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 24 page ![]() Hardware overview UM2461 16/24 UM2461 Rev 2 2.7.2 Extended Connectors (I/O Headers) PWM D3 4 PA2 50 LINFlex2 TXD UC10 INT18 D4 5 PC13 61 UC28 SIN - DSPI1 M_CAN_ 1_TX PWM D5 6 PE10 54 UC17 SIN - DSPI1 LINFlex0- RXD PWM D6 7 PB10 30 UC25 SOUT - DSPI2 LINFlex0- TXD INT3 D7 8 PF3 63 UC2 CS1 - DSPI1 LINFlex2- TXD INT9 Table 8. CN9 - Arduino UNO-R3 Digital PWM (D7÷D0) (continued) Arduino UnoR3 Digital PWM (part2) CN9 CN9 Pin uC Pin Port Function Alternate Function (1) Alternate Function (2) Alternate Function (3) Table 9. CN7 - Extended Connectors (I/O Headers) Signal Connector CN7 CN7 Pin uC Port uC Pin Function Alternate Function (1) Alternate Function (2) 1PA11 53 SCK - DSPI_3 UC16 M_CAN_2_ RX 2PD14 1 M_CAN_0_ TX 3 PE11 55 SOUT - DSPI_3 UC18 LINFlexD0 TXD 4PD15 2 M_CAN_0_ RX UC0 5 PC14 60 UC27 SCK - DSPI_1 GND 6 USER BUTTON 7 PF2 64 UC20 LINFlexD2 - XD VIN 8 VDD_HV_IO 9 AVDD 10 GND 11 A0 (CN8) 12 |