| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32MP153D bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP153D bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 256 page ![]() Contents STM32MP153A/D 4/256 DS12502 Rev 6 3.19 Flexible memory controller (FMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.20 Dual Quad-SPI memory interface (QUADSPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.21 Analog-to-digital converters (ADCs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.22 Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.23 Digital temperature sensor (DTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.24 VBAT operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.25 Digital-to-analog converters (DAC1, DAC2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.26 Voltage reference buffer (VREFBUF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.27 Digital filter for sigma delta modulators (DFSDM1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.28 Digital camera interface (DCMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.29 LCD-TFT display controller (LTDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.30 True random number generator (RNG1, RNG2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.31 Hash processors (HASH1, HASH2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.32 Boot and security and OTP control (BSEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.33 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.33.1 Advanced-control timers (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.33.2 General-purpose timers (TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, TIM12, TIM13, TIM14, TIM15, TIM16, TIM17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.33.3 Basic timers TIM6 and TIM7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.33.4 Low-power timer (LPTIM1, LPTIM2, LPTIM3, LPTIM4, LPTIM5) . . . . . 45 3.33.5 Independent watchdog (IWDG1, IWDG2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.33.6 System window watchdog (WWDG1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.33.7 SysTick timer (Cortex-M4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.33.8 Generic timers (Cortex-A7 CNT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.34 System timer generation (STGEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.35 Real-time clock (RTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.36 Tamper and backup registers (TAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.37 Inter-integrated circuit interface (I2C1, I2C2, I2C3, I2C4, I2C5, I2C6) . . . 49 3.38 Universal synchronous asynchronous receiver transmitter (USART1, USART2, USART3, USART6 and UART4, UART5, UART7, UART8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.39 Serial peripheral interface (SPI1, SPI2, SPI3, SPI4, SPI5, SPI6)– inter- integrated sound interfaces (I2S1, I2S2, I2S3) . . . . . . . . . . 50 3.40 Serial audio interfaces (SAI1, SAI2, SAI3, SAI4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.41 SPDIF receiver interface (SPDIFRX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 |