| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F730R8 bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F730R8 bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - STMicroelectronics |
|
68 / 202 page ![]() Pinouts and pin description STM32F730x8 68/202 DS12536 Rev 2 -- - C4 PI5 I/O FT - TIM8_CH1, SAI2_SCK_A, FMC_NBL3, EVENTOUT - -- - C3 PI6 I/O FT - TIM8_CH2, SAI2_SD_A, FMC_D28, EVENTOUT - -- - C2 PI7 I/O FT - TIM8_CH3, SAI2_FS_A, FMC_D29, EVENTOUT - - - - F6 VSS S - - - - - - - F7 VSS S - - - - - - - F8 VSS S - - - - - - - F9 VSS S - - - - - - - F10 VSS S - - - - - - - G6 VSS S - - - - - - - G7 VSS S - - - - - - - G8 VSS S - - - - - - - G9 VSS S - - - - - - - G10 VSS S - - - - - - - H6 VSS S - - - - - - - H7 VSS S - - - - - - - H8 VSS S - - - - - - - H9 VSS S - - - - - - - H10 VSS S - - - - - - - J6 VSS S - - - - - - - J7 VSS S - - - - - - - J8 VSS S - - - - - - - J9 VSS S - - - - - - - J10 VSS S - - - - Table 10. STM32F730x8 pin and ball definition (continued) Pin Number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |