công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

QPC7334 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Qorvo, Inc

tên linh kiện QPC7334
Giải thích chi tiết về linh kiện  5MHz to 684MHz Variable Equalizer
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  QORVO [Qorvo, Inc]
Trang chủ  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc

QPC7334 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Qorvo, Inc

Back Button QPC7334 Datasheet HTML 5Page - Qorvo, Inc QPC7334 Datasheet HTML 6Page - Qorvo, Inc QPC7334 Datasheet HTML 7Page - Qorvo, Inc QPC7334 Datasheet HTML 8Page - Qorvo, Inc QPC7334 Datasheet HTML 9Page - Qorvo, Inc QPC7334 Datasheet HTML 10Page - Qorvo, Inc QPC7334 Datasheet HTML 11Page - Qorvo, Inc QPC7334 Datasheet HTML 12Page - Qorvo, Inc QPC7334 Datasheet HTML 13Page - Qorvo, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
QPC7334
Data Sheet Rev C, October 22, 2021 | Subject to change without notice
9 of 14
www.qorvo.com
®
Evaluation board PCB: FR4, double sided, 1.5mm, 35um Cu
Vias are required under the backside paddle of this device for proper RF/DC grounding and thermal dissipation. A via drill diameter of 0.4mm and a
minimum via wall copper plating thickness of 25um is recommended. Open vias are preferred to allow flux and gases to escape during reflow
soldering and therefore to minimize voiding. Ensure good package backside paddle solder attach for reliable operation and best electrical
performance. In any case the module backside temperature should not exceed 110 °C.
Evaluation Board Assembly Drawing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com