công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UJ4C075018K4S bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - UnitedSiC.

tên linh kiện UJ4C075018K4S
Giải thích chi tiết về linh kiện  750V-18mW SiC FET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UNITEDSIC [UnitedSiC.]
Trang chủ  https://unitedsic.com/
Logo UNITEDSIC - UnitedSiC.

UJ4C075018K4S bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - UnitedSiC.

Back Button UJ4C075018K4S Datasheet HTML 6Page - UnitedSiC. UJ4C075018K4S Datasheet HTML 7Page - UnitedSiC. UJ4C075018K4S Datasheet HTML 8Page - UnitedSiC. UJ4C075018K4S Datasheet HTML 9Page - UnitedSiC. UJ4C075018K4S Datasheet HTML 10Page - UnitedSiC. UJ4C075018K4S Datasheet HTML 11Page - UnitedSiC. UJ4C075018K4S Datasheet HTML 12Page - UnitedSiC. UJ4C075018K4S Datasheet HTML 13Page - UnitedSiC. UJ4C075018K4S Datasheet HTML 14Page - UnitedSiC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
Figure 17. Safe operation area at TC = 25°C, D = 0,
Parameter tp
Figure 18. Reverse recovery charge Qrr vs. junction
temperature
Figure 19. Clamped inductive switching energy vs.
drain current at VDS = 400V and TJ = 25°C
Figure 20. Clamped inductive switching energy vs.
drain current at VDS = 500V and TJ = 25°C
0.1
1
10
100
1
10
100
1000
Drain-Source Voltage, VDS (V)
1
ms
10
ms
100
ms
1ms
DC
10ms
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
10
20
30
40
50
60
70
Drain Current, ID (A)
Etot
Eon
Eoff
VDS = 400V, VGS = 0V/15V
RG_ON=1W, RG_OFF=50W,
FWD: same device with
VGS = 0V, RG = 50W
0
20
40
60
80
100
120
140
0
25
50
75
100 125 150 175
Junction Temperature, TJ (°C)
Vds = 500V
Vds = 400V
IS = 50A,
di/dt = 1400A/
ms,
VGS = 0V, RG =50W
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
10
20
30
40
50
60
70
Drain Current, ID (A)
Etot
Eon
Eoff
VDS = 500V, VGS = 0V/15V
RG_ON=1W, RG_OFF=50W,
FWD: same device with
VGS = 0V, RG = 50W
Datasheet: UJ4C075018K4S
Rev. A, October 2020
10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com