công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CONSMB003.062-G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Linx Technologies

tên linh kiện CONSMB003.062-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMB Jack PCB Edge Mount Connector
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINX [Linx Technologies]
Trang chủ  https://linxtechnologies.com/wp/
Logo LINX - Linx Technologies

CONSMB003.062-G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Linx Technologies

  CONSMB003.062-G Datasheet HTML 1Page - Linx Technologies CONSMB003.062-G Datasheet HTML 2Page - Linx Technologies CONSMB003.062-G Datasheet HTML 3Page - Linx Technologies CONSMB003.062-G Datasheet HTML 4Page - Linx Technologies CONSMB003.062-G Datasheet HTML 5Page - Linx Technologies CONSMB003.062-G Datasheet HTML 6Page - Linx Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2
Datasheet
CONSMB003.062-G
Product Dimensions
SOCAA CORP.,LTD.
DWG NO:CONSMB005
7.92 mm
(0.31 in)
1.0 mm
(0.04 in)
1.0 mm
(0.04 in)
4.75 mm
(0.20 in)
9.52 mm
(0.37 in)
1.65 mm
(0.06 in)
1.72 mm
(0.07 in)
1.85 mm
(0.07 in)
9.52 mm
(0.37 in)
8.5 mm
(0.33 in)
5.5 mm
(0.22 in)
2.5 mm
(0.10 in)
1.2 mm
(0.05 in)
8.5 mm
(0.33 in)
4.25 mm
(0.17 in)
PCB Bottom
PCB Top
Figure 1. Product Dimensions for the CONSMB003.062-G Connector
Table 2. Connector Components
Model
CONSMB003.062-G
Connector Part
Material
Finish
Connector Body
Brass
Gold
Center Contact (male pin)
Brass
Gold
Insulator
PTFE
–
Recommended PCB Footprint
Figure 2 shows the connectors recommended PCB footprint and through hole sizes.
SOCAA CORP.,LTD.
DWG NO:CONSMB005
7.92 mm
(0.31 in)
1.0 mm
(0.04 in)
1.0 mm
(0.04 in)
4.75 mm
(0.20 in)
9.52 mm
(0.37 in)
1.65 mm
(0.06 in)
1.72 mm
(0.07 in)
1.85 mm
(0.07 in)
9.52 mm
(0.37 in)
8.5 mm
(0.33 in)
5.5 mm
(0.22 in)
2.5 mm
(0.10 in)
1.2 mm
(0.05 in)
8.5 mm
(0.33 in)
4.25 mm
(0.17 in)
PCB Bottom
PCB Top
Figure 2. Recommended PCB Dimensions for the CONSMB003.062-G



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com