công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G2LU3CAM02-WT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - IOGEAR

tên linh kiện G2LU3CAM02-WT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Charge & Sync Flip??Pro - USB-C??to Reversible USBA Cable 6.5ft. (2m)
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IOGEAR [IOGEAR]
Trang chủ  https://www.iogear.com/
Logo IOGEAR - IOGEAR

G2LU3CAM02-WT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - IOGEAR

  G2LU3CAM02-WT Datasheet HTML 1Page - IOGEAR G2LU3CAM02-WT Datasheet HTML 2Page - IOGEAR G2LU3CAM02-WT Datasheet HTML 3Page - IOGEAR  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Specifications
Function
G2LU3CAM02-WT
Cable Length
6.5ft (2m)
Cable Type
USB 2.0
Connectors
USB
USB Type-C Male and Reversible USB Type-
A Male
Materials
Cable Jacket
Nylon Braided
Max Output Power
5V 2.4A
Dimensions
G2LU3CAM02-WT
POP Information
10'' Peg Hook
7
6'' Peg Hook
5
Unit Dimensions
Length
81.5" (207.01cm)
Inner Pack
Width
7.56" (19.2cm)
Height
6.38" (16.2cm)
Length
4.84" (12.3cm)
Inner Pack Qty.
6
Unit Package Dimensions
Width
4.38" (11.13cm)
Height
5.75" (14.61cm)
Depth
1.25" (3.18cm)
Master Carton
Width
15.74" (40cm)
Height
7.28" (18.5cm)
Depth
10.43" (26.5cm)
Master Carton Qty.
24
Weight
Master Carton Wt.
6.50lb (2.95kg)
Inner Pack Wt.
1.42lb (0.64kg)
Unit Pack Wt.
0.20lb (0.09kg)
Unit Wt.
0.15lb (0.07kg)



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com