công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDU18F bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Data Delay Devices, Inc.

tên linh kiện PDU18F
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT PROGRAMMABLE DELAY LINE
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DATADELAY [Data Delay Devices, Inc.]
Trang chủ  http://www.datadelay.com
Logo DATADELAY - Data Delay Devices, Inc.

PDU18F bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Data Delay Devices, Inc.

  PDU18F Datasheet HTML 1Page - Data Delay Devices, Inc. PDU18F Datasheet HTML 2Page - Data Delay Devices, Inc. PDU18F Datasheet HTML 3Page - Data Delay Devices, Inc. PDU18F Datasheet HTML 4Page - Data Delay Devices, Inc. PDU18F Datasheet HTML 5Page - Data Delay Devices, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
PDU18F
DELAY LINE AUTOMATED TESTING
TEST CONDITIONS
INPUT:
OUTPUT:
Ambient Temperature: 25
oC ± 3oC
Load:
1 FAST-TTL Gate
Supply Voltage (Vcc): 5.0V
± 0.1V
Cload:
5pf
± 10%
Input Pulse:
High = 3.0V
± 0.1V
Threshold:
1.5V (Rising & Falling)
Low = 0.0V
± 0.1V
Source Impedance:
50
Ω Max.
Rise/Fall Time:
3.0 ns Max. (measured
between 0.6V and 2.4V )
Pulse Width:
PWIN = 1.5 x Total Delay
Period:
PERIN = 4.5 x Total Delay
NOTE: The above conditions are for test only and do not in any way restrict the operation of the device.
OUT
OUT
TRIG
IN
REF
TRIG
Test Setup
DEVICE UNDER
TEST (DUT)
TIME INTERVAL
COUNTER
PULSE
GENERATOR
COMPUTER
SYSTEM
PRINTER
IN
Timing Diagram For Testing
TDAR
TDAF
PERIN
PWIN
TRISE
TFALL
0.6V
0.6V
1.5V
1.5V
2.4V
2.4V
1.5V
1.5V
VIH
VIL
VOH
VOL
INPUT
SIGNAL
OUTPUT
SIGNAL
Doc #97006
DATA DELAY DEVICES, INC.
5
1/30/06
3 Mt. Prospect Ave. Clifton, NJ 07013



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com