công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ROB-12465 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SparkFun Electronics

tên linh kiện ROB-12465
Giải thích chi tiết về linh kiện  Chain - Delrin (0.25 x 12)
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPARKFUN [SparkFun Electronics]
Trang chủ  https://www.sparkfun.com/
Logo SPARKFUN - SparkFun Electronics

ROB-12465 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SparkFun Electronics

  ROB-12465 Datasheet HTML 1Page - SparkFun Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Chain - Delrin (0.25" x 12")
ROB-12465
images are CC BY-NC-SA 3.0
Description: These plastic chains come in 1ft lengths preassembled with 48
individual and snapable bits, they have a tensile strength of 55 lbs, and 0.25” tooth
spacing.
Actobotics is a robotics building system based around extruded aluminum channels,
gears, precision shafts, and ball bearings. Thanks to the two standardized hole
patterns, nearly all Actobotics components can be intuitively connected together. The
wide range of components makes building complex electromechanical prototypes or
finished projects a reality.
Dimensions:
• Length - 1 foot
2/12/2016
https://www.sparkfun.com/products/12465


Số phần tương tự - ROB-12465

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SparkFun Electronics
ROB-12460 SPARKFUN-ROB-12460 Datasheet
91Kb / 1P
Tube - Aluminum (1OD x 4.0L x 0.82ID)
8/3/2016
ROB-12461 SPARKFUN-ROB-12461 Datasheet
90Kb / 1P
Shaft - Solid (Stainless; 1/8D x 10L)
2/11/2016
ROB-12462 SPARKFUN-ROB-12462 Datasheet
90Kb / 1P
Dual Screw Plate (pair)
2/12/2016
ROB-12463 SPARKFUN-ROB-12463 Datasheet
91Kb / 1P
Shaft - Solid (Stainless; 1/2D x 3L)
2/11/2016
ROB-12466 SPARKFUN-ROB-12466 Datasheet
91Kb / 1P
Shaft - Solid (Stainless; 1/2D x 7L)
2/10/2016
More results

Mô tả tương tự - ROB-12465

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
DAC8143 AD-DAC8143 Datasheet
181Kb / 12P
12-Bit Serial Daisy-Chain CMOS D/A Converter
REV.C
logo
Maxwell Technologies
8143 MAXWELL-8143 Datasheet
786Kb / 24P
12-Bit Serial Daisy Chain D/A Converter
logo
Analog Devices
DAC8143EQ AD-DAC8143EQ Datasheet
163Kb / 12P
12-Bit Serial Daisy-Chain CMOS D/A Converter
REV. C
DAC8143EQ AD-DAC8143EQ Datasheet
163Kb / 12P
12-Bit Serial Daisy-Chain CMOS D/A Converter
REV. C
DAC8143 AD-DAC8143_15 Datasheet
185Kb / 12P
12-Bit Serial Daisy-Chain CMOS D/A Converter
REV. C
logo
Kingbright Corporation
APG1608QBC-E KINGBRIGHT-APG1608QBC-E Datasheet
286Kb / 4P
1.6 x 0.8 x 0.25 mm (0603) SMD Chip LED Lamp
logo
D+H Mechatronic AG
CDC-0252-0350-1-TMS DH-CDC-0252-0350-1-TMS Datasheet
195Kb / 2P
Chain drives
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
APG1608ZGC-G TO-GRACE-APG1608ZGC-G Datasheet
823Kb / 4P
1.6 x 0.8 x 0.25 mm (0603) SMD Chip LED Lamp
KPG-1608SEKC-T TO-GRACE-KPG-1608SEKC-T Datasheet
909Kb / 4P
1.6 x 0.8 x 0.25 mm (0603) SMD Chip LED Lamp
KPG-1608VBC-D TO-GRACE-KPG-1608VBC-D Datasheet
905Kb / 4P
1.6 x 0.8 x 0.25 mm (0603) SMD Chip LED Lamp
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com