công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAS70H bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

tên linh kiện BAS70H
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Switching Diode
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUTUREWAFER [FutureWafer Tech Co.,Ltd]
Trang chủ  http://futurewafer.com.tw/
Logo FUTUREWAFER - FutureWafer Tech Co.,Ltd

BAS70H bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

Back Button BAS70H Datasheet HTML 8Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd BAS70H Datasheet HTML 9Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd BAS70H Datasheet HTML 10Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd BAS70H Datasheet HTML 11Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd BAS70H Datasheet HTML 12Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd BAS70H Datasheet HTML 13Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd BAS70H Datasheet HTML 14Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd BAS70H Datasheet HTML 15Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd BAS70H Datasheet HTML 16Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 18 page
background image
12
Document No.: F21837G
27-DEC-2021 V 2.0
www.futurewafer.com.tw
FQE-001-04
BAS70 Series
Surface Mount Switching Diode
6-1. Taping and Reel Specification-SOT23 & SOT323
6-2. Embossed Carrier Tape Specification-SOT23 & SOT323
6. Packing
Dimension W
D
D1
E
F
P
P0
P2
t
W
Value
8
mm
1.5
±0.1
1.3
Max.
1.75
±0.1
3.5
±0.05
4
±0.1
4
±0.1
2
±0.1
0.4
Max.
8
±0.3
A0 /
B0 /
K0
Determined by Component Size. The Clearance Between The Component And The Cavity Must
Comply to The Rotational and Lateral Movement Requirement Provided in Figures in The “Maximum
Component Movement in Tape Pocket” Section.
Unit: mm
Taping Width
Tape Orientation
8mm
Direction Of Feed



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com