công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS37044BJOFDDFR bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TPS37044BJOFDDFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TPS3704x Quad, Triple, Dual, Single Window or Standard Voltage Supervisor
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPS37044BJOFDDFR bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button TPS37044BJOFDDFR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TPS37044BJOFDDFR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TPS37044BJOFDDFR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TPS37044BJOFDDFR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TPS37044BJOFDDFR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TPS37044BJOFDDFR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TPS37044BJOFDDFR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TPS37044BJOFDDFR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TPS37044BJOFDDFR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 34 page
background image
7.8 Typical Characteristics (continued)
Typical characteristics show the typical performance of the TPS3704x device. Test conditions are TA = 25°C, VDD = 3.3 V,
and Rpull-upx = 10 kΩ, CLOAD = 50 pF, unless otherwise noted.
IRESET4 (A)
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
VOLV
-40qC
25qC
125qC
VDD = 5 V
Figure 7-15. Low-Level CH 4 Output Voltage vs RESET4 Current
Overdrive (%)
0
3
6
9
12
15
0
1
2
3
4
5
6
-40oC
25oC
125oC
VDD = 1.7 V
Figure 7-16. SENSE1 Glitch Immunity (VIT-) vs Overdrive
Overdrive (%)
0
3
6
9
12
15
0
1
2
3
4
5
6
-40oC
25oC
125oC
VDD = 1.7 V
Figure 7-17. SENSE1 Glitch Immunity (VIT+) vs Overdrive
Overdrive (%)
0
3
6
9
12
15
0
1
2
3
4
5
6
-40oC
25oC
125oC
VDD = 3.3 V
Figure 7-18. SENSE1 Glitch Immunity (VIT-) vs Overdrive
Overdrive (%)
0
3
6
9
12
15
0
1
2
3
4
5
6
-40oC
25oC
125oC
VDD = 3.3 V
Figure 7-19. SENSE1 Glitch Immunity (VIT+) vs Overdrive
Overdrive (%)
0
3
6
9
12
15
0
1
2
3
4
5
6
-40oC
25oC
125oC
VDD = 5 V
Figure 7-20. SENSE1 Glitch Immunity (VIT-) vs Overdrive
www.ti.com
TPS3704
SNVSBZ2B – MARCH 2021 – REVISED DECEMBER 2021
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
13
Product Folder Links: TPS3704



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com