công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PV6D2DA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD.

tên linh kiện PV6D2DA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NIKOSEM [NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.niko-sem.com
Logo NIKOSEM - NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD.

PV6D2DA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD.

  PV6D2DA Datasheet HTML 1Page - NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD. PV6D2DA Datasheet HTML 2Page - NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD. PV6D2DA Datasheet HTML 3Page - NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD. PV6D2DA Datasheet HTML 4Page - NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
L-10-5
Dual N-Channel Enhancement Mode
Field Effect Transistor
PV6D2DA
SOP-8
Halogen-Free & Lead-Free
NIKO-SEM
REV 1.1
Output Characteristics
Transfer Characteristics
VDS, Drain-To-Source Voltage(V)
VGS, Gate-To-Source Voltage(V)
On-Resistance VS Gate-To-Source
Voltage
On-Resistance VS Drain Current
VGS, Gate-To-Source Voltage(V)
ID , Drain-To-Source Current(A)
On-Resistance VS Temperature
Capacitance Characteristic
VDS, Drain-To-Source Voltage(V)
TJ , Junction Temperature(
˚C)
0
6
12
18
24
30
0
1
2
3
4
5
6
VGS=10V
VGS=9V
VGS=8V
VGS=7V
VGS=6V
VGS=5V
VGS=4.5V
VGS=3.1V
VGS=3V
VGS=3.5V
VGS=2.9V
25℃
125℃
-20℃
0
6
12
18
24
30
0
1
2
3
4
5
6
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0
6
12
18
24
30
VGS=10V
VGS=4.5V
0
0.02
0.04
0.06
0.08
2
4
6
8
10
ID=6,4A
CISS
COSS
CRSS
0
100
200
300
400
500
0
5
10
15
20
25
30
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
VGS=10V
ID=6.4A



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com