công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BOSR-10 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Balluff Korea Ltd.

tên linh kiện BOSR-10
Giải thích chi tiết về linh kiện  Reflectors, Fibers, Optics
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Trang chủ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BOSR-10 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Balluff Korea Ltd.

  BOSR-10 Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Reflectors, Fibers, Optics
BOS R-10
Order Code: BAM0126
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-27-36-01
Subject to change without notice: 8589
ETIM 6.0: EC002467
BAM0126_0.22_2021-03-31
1 / 1
Basic features
Use
for photoelectric retroreflective
sensors
Version
Cube corner 4 mm
Environmental conditions
Ambient temperature
-20...60 °C
Material
Housing material
ABS
Material sensing surface
PMMA
Mechanical data
Dimension
Ø 62 x 8.8 mm
Mounting part
Adhesive
Screw M4
Sensing surface
20.4 cm²
Optical features
Light type
non-polarized light, also for
polarized light
Remarks
The degree of reflection is at maximum for vertical light infall and when the reflector is at an optimum orientation to the light polarization direction.


Số phần tương tự - BOSR-10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Balluff Korea Ltd.
BOSR-1 BALLUFF-BOSR-1 Datasheet
102Kb / 1P
Reflectors, Fibers, Optics
0.26_2021-03-31
BOSR-11 BALLUFF-BOSR-11 Datasheet
105Kb / 1P
Reflectors, Fibers, Optics
0.2_2021-03-31
BOSR-12 BALLUFF-BOSR-12 Datasheet
88Kb / 1P
Reflectors, Fibers, Optics
0.2_2021-03-31
BOSR-13 BALLUFF-BOSR-13 Datasheet
91Kb / 1P
Reflectors, Fibers, Optics
0.2_2021-03-31
BOSR-14 BALLUFF-BOSR-14 Datasheet
100Kb / 1P
Reflectors, Fibers, Optics
0.22_2021-03-31
More results

Mô tả tương tự - BOSR-10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Balluff Korea Ltd.
BAM00UL BALLUFF-BAM00UL Datasheet
105Kb / 1P
Reflectors, Fibers, Optics
0.2_2021-03-31
BAM00WA BALLUFF-BAM00WA Datasheet
88Kb / 1P
Reflectors, Fibers, Optics
0.22_2021-04-01
BAM01NH BALLUFF-BAM01NH Datasheet
88Kb / 1P
Reflectors, Fibers, Optics
0.36_2021-04-01
BAM0332 BALLUFF-BAM0332 Datasheet
91Kb / 1P
Reflectors, Fibers, Optics
0.2_2021-05-20
BFO000C BALLUFF-BFO000C Datasheet
91Kb / 1P
Reflectors, Fibers, Optics
0.3_2021-12-02
BFO00AY BALLUFF-BFO00AY Datasheet
92Kb / 1P
Reflectors, Fibers, Optics
0.28_2021-04-01
BFO00C4 BALLUFF-BFO00C4 Datasheet
99Kb / 1P
Reflectors, Fibers, Optics
0.28_2021-04-01
BFO00C8 BALLUFF-BFO00C8 Datasheet
96Kb / 1P
Reflectors, Fibers, Optics
0.31_2021-12-02
BFO00E9 BALLUFF-BFO00E9 Datasheet
94Kb / 1P
Reflectors, Fibers, Optics
0.27_2021-04-01
BFO00EA BALLUFF-BFO00EA Datasheet
95Kb / 1P
Reflectors, Fibers, Optics
0.23_2021-04-01
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com