công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7452BRT-R2 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7452BRT-R2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Differential Input, 555 kSPS 12-Bit ADC in an 8-Lead SOT-23
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7452BRT-R2 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Analog Devices

Back Button AD7452BRT-R2 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7452BRT-R2 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7452BRT-R2 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7452BRT-R2 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD7452BRT-R2 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD7452BRT-R2 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices AD7452BRT-R2 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices AD7452BRT-R2 Datasheet HTML 18Page - Analog Devices AD7452BRT-R2 Datasheet HTML 19Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 28 page
background image
COMMON-MODE (CM)
CMMIN = 1V
CMMAX = 4V
2V p-p
VIN–
VIN+
REFERENCE = 2V
COMMON-MODE (CM)
CMMIN = 1.25V
CMMAX = 3.75V
2.5V p-p
VIN–
VIN+
REFERENCE = 2.5V
C1
C2
R1
D
D
C1
C2
R1
D
D
VDD
VDD
VIN+
VIN–
INPUT FREQUENCY (kHz)
10
100
–40
–60
–100
277
–20
0
TA = 25°C
VDD = 5V
RIN = 510
RIN = 1k
RIN = 10
RIN = 300
–80
10
100
–60
–65
–90
277
–55
–50
TA = 25°C
VDD = 4.75V
–70
VDD = 5.25V
VDD = 3.6V
VDD = 2.7V
–75
–80
–85
INPUT FREQUENCY (kHz)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28