công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VP2206 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Microchip Technology

tên linh kiện VP2206
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

VP2206 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Microchip Technology

  VP2206 Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology VP2206 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology VP2206 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology VP2206 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology VP2206 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology VP2206 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology VP2206 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology VP2206 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology VP2206 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
2021 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries
DS20006009A-page 5
VP2206
FIGURE 2-7:
BVDSS Variation with
Temperature.
FIGURE 2-8:
Transfer Characteristics.
FIGURE 2-9:
Capacitance vs.
Drain-to-Source Voltage.
FIGURE 2-10:
On-Resistance vs. Drain
Current.
FIGURE 2-11:
V(th) and RDS Variation with
Temperature.
FIGURE 2-12:
Gate Drive Dynamic
Characteristics.
-50
0
50
100
150
1.1
1.0
0.9
T
j (
OC)
V
DS = -25V
V
GS (volts)
25OC
T
A = -55
OC
125OC
0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10
-10
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0
400
300
200
100
0
0
-10
-20
-30
-40
f = 1.0MHz
V
DS (volts)
C
ISS
C
OSS
C
RSS
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10
V
GS = -5.0V
I
D (amperes)
V
GS = -10V
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0
V
(th) @ -1.0mA
R
DS(ON) @ -10V, -3.5A
T
j (
OC)
-50
0
50
100
150
-10
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0
0
2.0
4.0
6.0
8.0
10
310 pF
725 pF
Q
G (nanocoulombs)
V
DS = -40V
V
DS = -10V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com