công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DEV-10730 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SparkFun Electronics

tên linh kiện DEV-10730
Giải thích chi tiết về linh kiện  LilyPad Coin Cell Battery Holder - 20mm
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPARKFUN [SparkFun Electronics]
Trang chủ  https://www.sparkfun.com/
Logo SPARKFUN - SparkFun Electronics

DEV-10730 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SparkFun Electronics

  DEV-10730 Datasheet HTML 1Page - SparkFun Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
LilyPad Coin Cell Battery Holder - 20mm
DEV-10 730 RO HS
images are CC BY-NC-SA 3.0
Description: If you’re looking for a simple way to add a battery to your LilyPad
project, the LilyPad Coin Cell Battery Holder might do the trick. It’s a simple board
which holds a 20mm coin cell battery (such as a CR2032) and gives you 4 connection
points (two positive and two negative) for sewing into your project.
Note: The LilyPad Coin Cell Battery Holder is a design conceived by Felicia Williams
of Boulder, Colorado. Also, a portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley
for continued development and education of e-textiles.
11/24/2015
https://www.sparkfun.com/products/10730


Số phần tương tự - DEV-10730

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AG Electronica
DEV-10711 AGELECTRONICA-DEV-10711 Datasheet
140Kb / 1P
MÓDULO PARA BATERÍA LIPO PARA ARDUINO LIPOWER
01/03/2021
More results

Mô tả tương tự - DEV-10730

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PowerDynamics, Inc
PDI-2032-0 POWERDYNAMICS-PDI-2032-0 Datasheet
47Kb / 1P
COIN CELL BATTERY HOLDER
logo
List of Unclassifed Man...
122-2512-GR ETC2-122-2512-GR Datasheet
232Kb / 1P
20mm Coin Cell Battery Holder
122-2520-GR ETC2-122-2520-GR Datasheet
188Kb / 1P
Single 20mm Coin Cell Holder
122-2582-GR ETC2-122-2582-GR Datasheet
216Kb / 1P
20mm Coin Cell Battery Holder
122-2620-GR ETC2-122-2620-GR Datasheet
93Kb / 1P
20mm Coin Cell Battery Holder
122-2820-GR ETC2-122-2820-GR Datasheet
188Kb / 1P
SMT 20mm Coin Cell Battery Holder
logo
Adam Technologies, Inc.
BH-47-1 ADAM-TECH-BH-47-1 Datasheet
65Kb / 1P
BATTERY COIN CELL HOLDER
BH-44-5 ADAM-TECH-BH-44-5 Datasheet
193Kb / 1P
BATTERY COIN CELL HOLDER
logo
SparkFun Electronics
DEV-11285 SPARKFUN-DEV-11285 Datasheet
106Kb / 1P
LilyPad Coin Cell Battery Holder - Switched - 20mm
10/13/2015
DEV-13883 SPARKFUN-DEV-13883 Datasheet
273Kb / 1P
LilyPad Coin Cell Battery Holder - Switched - 20mm
11/9/2016
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com