công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474CE bảng dữ liệu(PDF) 58 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math acc, 184 ps 12 chan Hi-res timer
PDF  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474CE bảng dữ liệu(HTML) 58 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474CE Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics STM32G474CE Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 236 page
background image
Pinouts and pin description
STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE
58/236
DS12288 Rev 4
Table 12. STM32G474xB/xC/xE pin definition
Pin Number
Alternate
functions
Additional
functions
-
-
-
-
-
C3
1A2
1
PE2
I/O
FT
-
TRACECK,
TIM3_CH1,
SAI1_CK1,
SPI4_SCK,
TIM20_CH1,
FMC_A23,
SAI1_MCLK_A,
EVENTOUT
-
-
-
-
-
-
B2
2B2
2
PE3
I/O
FT
-
TRACED0,
TIM3_CH2,
SPI4_NSS,
TIM20_CH2,
FMC_A19,
SAI1_SD_B,
EVENTOUT
-
-
-
-
-
-
A1
3A1
3
PE4
I/O
FT
-
TRACED1,
TIM3_CH3, SAI1_D2,
SPI4_NSS,
TIM20_CH1N,
FMC_A20,
SAI1_FS_A,
EVENTOUT
-
-
-
-
-
-
B1
4B1
4
PE5
I/O
FT
-
TRACED2,
TIM3_CH4,
SAI1_CK2,
SPI4_MISO,
TIM20_CH2N,
FMC_A21,
SAI1_SCK_A,
EVENTOUT
-
-
-
-
-
-
C2
5C3
5
PE6
I/O
FT
-
TRACED3, SAI1_D1,
SPI4_MOSI,
TIM20_CH3N,
FMC_A22,
SAI1_SD_A,
EVENTOUT
WKUP3,
RTC_TAMP3
B9
1
1
1
1
D3
6C2
6
VBAT
S
-
-
-
-
B8
2
2
2
2
D4
7C1
7
PC13
I/O
FT
(2)
(3)
TIM1_BKIN,
TIM1_CH1N,
TIM8_CH4N,
EVENTOUT
WKUP2,
RTC_TAMP1,
RTC_TS,
RTC_OUT1
C9
3
3
3
3
C1
8D1
8
PC14-
OSC32_I
N
I/O
FT
(2)
(3)
EVENTOUT
OSC32_IN
D9
4
4
4
4
D1
9D2
9
PC15-
OSC32_
OUT
I/O
FT
(2)
(3)
EVENTOUT
OSC32_OUT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com