công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SF4UOAPBPC bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - C&K Components

tên linh kiện SF4UOAPBPC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pushbutton Switches
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

SF4UOAPBPC bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - C&K Components

  SF4UOAPBPC Datasheet HTML 1Page - C&K Components SF4UOAPBPC Datasheet HTML 2Page - C&K Components SF4UOAPBPC Datasheet HTML 3Page - C&K Components SF4UOAPBPC Datasheet HTML 4Page - C&K Components SF4UOAPBPC Datasheet HTML 5Page - C&K Components SF4UOAPBPC Datasheet HTML 6Page - C&K Components SF4UOAPBPC Datasheet HTML 7Page - C&K Components SF4UOAPBPC Datasheet HTML 8Page - C&K Components SF4UOAPBPC Datasheet HTML 9Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
A-90
Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
www.ckswitches.com
A
Third Angle
Projection
F Series
Pushbutton Switches
CONTACT ARRANGEMENT
MECHANICAL FUNCTION
TERMINAL SEALING
PC MOUNTING
TB TOP & BOTTOM
(NONE) NO SEAL
F2UEE shown in example above.
NOTE: Available for North America only
OPTION CODE
FUNCTION
OA
EE
GR
Momentary
Alternate (push-push)
Interlock
OPTION CODE
FUNCTION
OA
EE
GR
AOR
OASP
GRSP
Momentary
Alternate (push-push)
Interlock
Central release
Momentary with lockout
Interlock with lockout
OPTION CODE
NO. OF POLES
SCHEMATIC
2U
4U
6U
8U
10U
2PDT
4PDT
6PDT
8PDT
10PDT
2X
3X
4X
5X
North America
Europe
29 may 19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com