| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
EDB8164B4PR-1DITF-R bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Micron Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EDB8164B4PR-1DITF-R bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Micron Technology |
|
22 / 152 page ![]() Ball Assignments Figure 8: 220-Ball Dual-Channel FBGA – 2 x 4Gb Die Top View (ball down) 2 V SS V SS V SS NC DQ16_A V DDQ V DDQ DQ20_A DQ19_A V DDQ DQ23_A V DDQ V DDQ DQS2_t_A DQ2_A DQ0_A V SS V SS V SS V SS V SS V SS V REFDQ_A V DD2 V DD2 DQ6_A DQ3_A DQ5_A DQ7_A DQS0_t_A DM1_A DQS1_t_A DQ11_A 3 V DD2 DQ31_B 4 DQ30_B V DDQ 5 DQ29_B DQ28_B 6 DQ27_B 7 DQ26_B V DDQ 8 DQ25_B DQ24_B 9 V DDQ V DDQ 10 DQS3_c_B DQS3_t_B 11 V SS DM3_B 12 DQ14_B DQ15_B 13 DQ13_B V DDQ 14 V SS V SS V SS V SS 15 16 17 DQ11_B DQ12_B 18 DQ10_B V DDQ A B C D E F G H J K L M N P R T U V W Y AA AB AC AD AE AF AG 1 NC V DD1 DQ17_A DQ18_A V SS V SS DQ21_A DQ22_A V SS V SS DQS2_c_A DM2_A DQ1_A V SS V SS V DD1 DQ4_A V DDQ V DDQ DQS0_c_A DM0_A DQS1_c_A DQ8_A DQ9_A DQ10_A DQ12_A DQ13_A DQ14_A DQ15_A Ground Supply 19 DQ9_B DQ8_B 20 DQS1_c_B DQS1_t_B 21 DM1_B 22 V DD2 DM0_B 23 DQS0_c_B DQS0_t_B 24 DQ7_B V SS V SS 25 DQ6_B V DDQ 26 DQ4_B DQ5_B 27 DQ3_B NC DQ1_B V SS DQS2_t_B V SS V DDQ V DDQ DQ20_B DQ18_B DQ19_B V DD2 DQ16_B V DD2 V DD2 V SS V REFCA _A V SS CA4_A CS0_n_A V SS V SS V SS CK_c_A CA7_A CA9_A V DD1 NC V DD2 V DDQ DQ0_B V DDQ DQS2_c_B DQ23_B DQ22_B DQ21_B V SS V SS V SS DQ17_B CA0_A CA1_A CA2_A CA3_A NC NC CKE0_A CK_t_A CA5_A CA6_A CA8_A ZQ_A Channel b (_B) Channel a (_A) REFDQ_B V NC NC NC V DD1 V DDQ V SS 23 V DDQ 4 DQ24_A 5 DQ25_A V DD2 6 DM3_A V SS 7 DQS3_t_A DQS3_c_A 89 DQ26_A 10 DQ27_A V SS V SS 11 V DD1 DQ28_A 12 DQ30_A DQ29_A 13 DQ31_A 14 V DD2 15 V SS 16 CA9_B ZQ_B 17 V SS CA8_B 18 V SS NC 1 CA7_B 19 CA6_B CA5_B 20 CK_c_B CK_t_B 21 V SS 22 CKE0_B NC 23 CS0_n_B NC NC 24 CA3_B CA4_B 25 CA2_B 26 CA1_B CA0_B 27 REFCA_B V NC NC NC DQ2_B DM2_B V DD2 V DDQ V SS V DD1 V SS V SS V DD2 A B C D E F G H J K L M N P R T U V W Y AA AB AC AD AE AF AG |