| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADP8140ACPZ-2-R7 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADP8140ACPZ-2-R7 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices |
|
5 / 23 page ![]() Data Sheet ADP8140 Rev. B | Page 5 of 23 Parameter Symbol Test Conditions/Comments Min Typ Max Unit Channel Overvoltage Threshold VCH_OVP Threshold on SINKx to trigger CH_OVP fault 5.3 5.7 6.1 V Channel Overvoltage Hysteresis VCH_OVP_HYS Hysteresis after VCH_OVP is triggered 1.2 V Short SINKx Fault Threshold VSFD_SHORT SINKx pin voltage threshold to remove a sink from the feedback loop after a CH_OVP fault 525 mV |