công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BSP00PT bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Balluff Korea Ltd.

tên linh kiện BSP00PT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pressure Sensors
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Trang chủ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BSP00PT bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Balluff Korea Ltd.

  BSP00PT Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BSP00PT Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Pressure Sensors
BSP B100-DV004-D06S1A-S4
Order Code: BSP00PT
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-20-13-02
Subject to change without notice: 246313
ETIM 6.0: EC000243
BSP00PT_0.57_2021-08-31
1 / 2
Basic features
Approval/Conformity
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
Electrical connection
Connection
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Polarity reversal protected
yes
Short-circuit protection
yes
Electrical data
Current draw max.
30 mA
Load cycles
100 mil.
Operating voltage Ub
18...30 VDC
Output current max.
250 mA
Protection class
III
Switching cycles min.
100 mil.
Switching frequency
200 Hz
Environmental conditions
Ambient temperature
-25...85 °C
Compensation temperature
-25...85 °C
EN 60068-2-27, Shock
500 g, 1 ms
EN 60068-2-6, Vibration
10 g, 25…2000 Hz
IP rating
IP67
Interference immunity
EN 61326-2-3: 2013
Media temperature
-40...125 °C
Noise emission
EN 61326-2-3: 2013
Storage temperature
-40...85 °C
Temperature coefficient typ.
≤ ±0.5 % FSO/10K
Functional safety
MTTF (40 °C)
661 a
Interface
Interface
IO-Link 1.1
Switching output
PNP normally open/normally
closed (NO/NC)
Material
Connector housing, material
Nickel-plated brass
Gasket, material
FKM
Housing material
1.4301 stainless steel
Measuring cell, material
Ceramic Al2O3
Process connection material
1.4301 stainless steel


Số phần tương tự - BSP00PT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Balluff Korea Ltd.
BSP00PJ BALLUFF-BSP00PJ Datasheet
130Kb / 2P
Pressure Sensors
0.53_2021-08-31
BSP00PK BALLUFF-BSP00PK Datasheet
130Kb / 2P
Pressure Sensors
0.57_2021-08-31
BSP00PL BALLUFF-BSP00PL Datasheet
129Kb / 2P
Pressure Sensors
0.53_2021-08-31
BSP00PM BALLUFF-BSP00PM Datasheet
129Kb / 2P
Pressure Sensors
0.55_2021-08-31
BSP00PN BALLUFF-BSP00PN Datasheet
129Kb / 2P
Pressure Sensors
0.53_2021-08-31
More results

Mô tả tương tự - BSP00PT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MPX2300D MOTOROLA-MPX2300D Datasheet
106Kb / 4P
PRESSURE SENSORS
logo
EPCOS
B58600H8400A037 EPCOS-B58600H8400A037 Datasheet
143Kb / 8P
Pressure sensors
B58601G5010A001 EPCOS-B58601G5010A001 Datasheet
116Kb / 8P
Pressure sensors
B58601H8000A035 EPCOS-B58601H8000A035 Datasheet
138Kb / 8P
Pressure sensors
B58620T0510A001 EPCOS-B58620T0510A001 Datasheet
130Kb / 8P
Pressure sensors
logo
SICK AG
PBT-RB250SG1SEFALA0Z SICK-PBT-RB250SG1SEFALA0Z Datasheet
848Kb / 7P
PRESSURE SENSORS
2016-08-17
PBT-RB400AN1SE0AMA0Z SICK-PBT-RB400AN1SE0AMA0Z Datasheet
839Kb / 6P
PRESSURE SENSORS
2016-08-17
PBT-RB1X0SG1SSNVLC0Z SICK-PBT-RB1X0SG1SSNVLC0Z Datasheet
848Kb / 7P
PRESSURE SENSORS
PBT-RB1X0SGTSSNVLC0Z SICK-PBT-RB1X0SGTSSNVLC0Z Datasheet
839Kb / 6P
PRESSURE SENSORS
PBT-RB010SGTSSNVLC0Z SICK-PBT-RB010SGTSSNVLC0Z Datasheet
839Kb / 6P
PRESSURE SENSORS
2016-08-17
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com