công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSM533222E bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OKI electronic componets

tên linh kiện MSM533222E
Giải thích chi tiết về linh kiện  2,097,152-Word x 16-Bit or 4,194,304-Word x 8-Bit MASKROM
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OKI [OKI electronic componets]
Trang chủ  http://www.oki.com
Logo OKI - OKI electronic componets

MSM533222E bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OKI electronic componets

  MSM533222E Datasheet HTML 1Page - OKI electronic componets MSM533222E Datasheet HTML 2Page - OKI electronic componets MSM533222E Datasheet HTML 3Page - OKI electronic componets MSM533222E Datasheet HTML 4Page - OKI electronic componets MSM533222E Datasheet HTML 5Page - OKI electronic componets MSM533222E Datasheet HTML 6Page - OKI electronic componets MSM533222E Datasheet HTML 7Page - OKI electronic componets MSM533222E Datasheet HTML 8Page - OKI electronic componets  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
MSM533222E
4
Recommended Operating Conditions
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Absolute Maximum Ratings
Operating Temperature
Storage Temperature
Power Supply Voltage
Input Voltage
Output Voltage
Power Dissipation
Parameter
Symbol
Unit
Limits
Conditions
Power Supply Voltage
"H" Input Voltage
"L" Input Voltage
Parameter
Symbol
Unit
5.5
Typ.
4.5
Conditions
V
V
V
W
Min.
Max.
5.0
V
0.0
0.0
0.0
V
2.2
5.0
V
0.8
0.0
V
Operating Temperature
70
0
Limits
"H" Output Voltage
"L" Output Voltage
Parameter
Symbol
Unit
Typ.
2.4
Conditions
Min.
Max.
Power Supply Current
(Operating)
V
0.4
V
10
µA
65
mA
50
µA
500
µA
Input Leakage Current
Output Leakage Current
Power Supply Current
(Standby)
10
µA
DC Characteristics
Limits
(V
CC = 5V±10%, Ta = 0 to 70°C)
–0.3 to 7
–0.3 to V
CC + 0.5
–0.3 to V
CC + 0.5
0 to 70
–55 to 150
1.0
°C
°C
Per Package T
opr = 25°C
to V
SS
–0.3
°C
I
OH = –400µA
I
OH = 2.1mA
–10
–10
——
CE = V
CC–0.2V
CE = V
IH MIN
V
I = 0 to VCC
V
O = 0 to VCC
CE = V
IH MIN
CE = V
IL
,OE = VIH,tC = 120ns
V
OH
I
LI
I
LO
I
CC
I
CCS
I
CCS1
V
OL
T
opr
T
stg
V
CC
V
I
V
O
P
D
V
CC
V
SS
V
IH
V
IL
T
opr
V
CC + 0.5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com