| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8544EBVTALJA bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8544EBVTALJA bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - NXP Semiconductors |
|
85 / 117 page ![]() MPC8544E PowerQUICC III Integrated Processor Hardware Specifications, Rev. 8 Freescale Semiconductor 85 Package Description LCS6/DMA_DACK2 J16 O BVDD 1 LCS7/DMA_DDONE2 L18 O BVDD 1 LWE0/LBS0/LSDDQM[0] J22 O BVDD 4, 8 LWE1/LBS1/LSDDQM[1] H22 O BVDD 4, 8 LWE2/LBS2/LSDDQM[2] H23 O BVDD 4, 8 LWE3/LBS3/LSDDQM[3 ] H21 O BVDD 4, 8 LALE J26 O BVDD 4, 7, 8 LBCTL J25 O BVDD 4, 7, 8 LGPL0/LSDA10 J20 O BVDD 4, 8 LGPL1/LSDWE K20 O BVDD 4, 8 LGPL2/LOE/LSDRAS G20 O BVDD 4, 7, 8 LGPL3/LSDCAS H18 O BVDD 4, 8 LGPL4/LGTA/LUPWAIT/ LPBSE L20 I/O BVDD 28 LGPL5 K19 O BVDD 4, 8 LCKE L17 O BVDD — LCLK[0:2] H24, J24, H25 O BVDD — LSYNC_IN D27 I BVDD — LSYNC_OUT D28 O BVDD — DMA DMA_DACK[0:1] Y13, Y12 O OVDD 4, 8, 9 DMA_DREQ[0:1] AA10, AA11 I OVDD — DMA_DDONE[0:1] AA7, Y11 O OVDD — Programmable Interrupt Controller UDE AH15 I OVDD — MCP AG18 I OVDD — IRQ[0:7] AG22, AF17, AD21, AF19, AG17, AF16, AC23, AC22 IOVDD — IRQ[8] AC19 I OVDD — IRQ[9]/DMA_DREQ3 AG20 I OVDD 1 IRQ[10]/DMA_DACK3 AE27 I/O OVDD 1 IRQ[11]/DMA_DDONE3 AE24 I/O OVDD 1 IRQ_OUT AD14 O OVDD 2 Table 62. MPC8544E Pinout Listing (continued) Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Notes |