| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
4451857 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Festo Corporation. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4451857 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Festo Corporation. |
|
2 / 2 page ![]() Feature Value Seals material HNBR PTFE Ball material Brass Chrome-plated Material number for ball CW614N Shaft material Brass Material number for shaft CW614N Product weight 1250 g CE marking (see declaration of conformity) as per EU pressure equipment directive Corrosion resistance class (CRC) 1 - Low corrosion stress 11/23/21 - Subject to change - Festo AG & Co. KG 2/2 |