| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MSM65516 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OKI electronic componets |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MSM65516 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OKI electronic componets |
|
2 / 23 page ![]() OSC0 OSC1 RESET HSTOP* VDD GND OSC CONT. ROM (32K bytes) EXT.MEM. CONT. CPU CORE INST. DEC. T/C IR ALU GMAR PC AR BR PSW SP LMAR BUS CONT. I/O PORT RAM (384 bytes) TBC WDT 16-bit TIMER 16-bit FRC CAP¥1, CMP¥2 SIO AD0-7* A8-15* RD WR* ALE EA T2CK* GATE* CAP* CMP0* CMP1* TXD* RXD* P2 P3 P4 P5 * Secondary functions of ports ** One timer is used for the SIO baud rate generator. 8 8 8 8 8 8-bit TIMER¥3** T1OUT* T0CK* 8-bit SHIFT-REG. INTERRUPT CONT. SFTO* SFTI* SFTCK* INT0* INT1* INT2* MUL/DIV P1 P0 P6 RAM (256 bytes) |