công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSM7503 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - OKI electronic componets

tên linh kiện MSM7503
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-Function PCM CODEC
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OKI [OKI electronic componets]
Trang chủ  http://www.oki.com
Logo OKI - OKI electronic componets

MSM7503 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - OKI electronic componets

  MSM7503 Datasheet HTML 1Page - OKI electronic componets MSM7503 Datasheet HTML 2Page - OKI electronic componets MSM7503 Datasheet HTML 3Page - OKI electronic componets MSM7503 Datasheet HTML 4Page - OKI electronic componets MSM7503 Datasheet HTML 5Page - OKI electronic componets MSM7503 Datasheet HTML 6Page - OKI electronic componets MSM7503 Datasheet HTML 7Page - OKI electronic componets MSM7503 Datasheet HTML 8Page - OKI electronic componets MSM7503 Datasheet HTML 9Page - OKI electronic componets Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 41 page
background image
¡ Semiconductor
MSM7503
3/41
BLOCK DIAGRAM
Communication Suppervisor
R • Mix
Transmit Polarity Definition
T • Counter
Start-Stop
Sampling
I/O CLK
T • Mix
Crystal Oscillator
Reset
Voltage Detect
VOL9
R1N
PS
+
+
-
-
-
1024 kHz
20 dB
-
-
DIV
PB GEN.
R Tone GEN.
400
425
440
450
400 ¥ 16
400 ¥ 20
F Tone GEN.
1 kHz
S Tone GEN.
Latch
VLCD GEN.
AIN
PCMOUT
AOUT
PCMIN
m/A
CODEC
Processor
INTF
8 kHz
Man-machine INTF
Scanning Output
Scanning Input
Start bit
Detector
VOL8
VOL10
VOL1
VOL2
-8.7 dB
0 dB
VOL7
SW3
SW4
SW17
SW14
SW13
SW1
SW2
SW7
SW16
0 dB
5.7 dB
VOL3
VOL4
SW12
SW5
SW5
0 dB
-3 dB
SW6
SW8
-6.8 dB
SW18
SW10
VOL6
VOL5
0 dB
VOL11
VOL12
SW21
SW15
SW11
SW20
SW19
VOL13
SG GEN.
R2N
T1N
T2N
XOUT
X1
X2
TEST
MPAO
MPAI
TPAO
TPAI
MPBO
MPBI
TPBI
MLDYI
CAO
R1I
R2I
RPO
RMI
RMO0
RMO1
SPI
SPO
SA0
VA
VD
AG
DG
SGT SGC
PO0~PO7
PI0~PI7
SYNC
CLK1
CLK2
CLK3
CLC
FHW
FD
FK
BHW
BD
BDS
CTEST
LRSTN
TO
CAI
WRN
RDN
CEN
DB0
to
DB7
AD0
AD1
LA
LB
VLCD
64 kHz
WDT Output
+
0 dB
SW9
0 dB
-
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com