công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2917036 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 2917036
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adapter - RAD-ADP-N/M-SMA/F
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

2917036 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  2917036 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 2917036 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/2917036
07/27/2021   Page 1 / 2
Adapter - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
Antenna adapter, frequency range: 0.3 GHz ... 6 GHz, connection: N (male) -> SMA (female)
Your advantages
 As an adapter between devices and cables
 Adapter for installing the antenna inside buildings
Key Commercial Data
Packing unit
1 pc
GTIN
GTIN
4046356284127
Technical data
Dimensions
Width
27.5 mm
Diameter
20.5 mm
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-65 °C ... 165 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-65 °C ... 165 °C
Degree of protection
IP20
General
Housing material
Brass (CuZn)
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Environmentally Friendly Use Period = 25;


Số phần tương tự - 2917036

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
2917090000 WEIDMULLER-2917090000 Datasheet
331Kb / 5P
BVZ 7.62HP/03/180FC SN BK BX SO
More results

Mô tả tương tự - 2917036

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Winchester Electronics ...
SD879-7-15 WINCHESTER-SD879-7-15 Datasheet
56Kb / 1P
ADAPTER TNC (F) TO SMA (M)
SD1209-1-15-MA9 WINCHESTER-SD1209-1-15-MA9 Datasheet
245Kb / 1P
ADAPTER, M-F N-SMA
SD1209-10 WINCHESTER-SD1209-10 Datasheet
71Kb / 1P
ADAPTER, N, M-F
logo
Mini-Circuits
SMPF-SM50 MINI-SMPF-SM50 Datasheet
206Kb / 2P
Adapter SMP-F to SMA-M
logo
PHOENIX CONTACT
1420486 PHOENIX-1420486 Datasheet
59Kb / 2P
Adapter - HC-M-ADP-EMC
2867843 PHOENIX-2867843 Datasheet
255Kb / 3P
Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F
2884538 PHOENIX-2884538 Datasheet
46Kb / 2P
Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F
2884541 PHOENIX-2884541 Datasheet
231Kb / 2P
Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F
2904790 PHOENIX-2904790 Datasheet
45Kb / 2P
Adapter - RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90
2917324 PHOENIX-2917324 Datasheet
45Kb / 2P
Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com