công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AAT7202 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Advanced Analog Technology, Inc.

tên linh kiện AAT7202
Giải thích chi tiết về linh kiện  121-Channel Buffer for TFT LCD
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AAT [Advanced Analog Technology, Inc.]
Trang chủ  http://www.aatech.com.tw
Logo AAT - Advanced Analog Technology, Inc.

AAT7202 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Advanced Analog Technology, Inc.

  AAT7202 Datasheet HTML 1Page - Advanced Analog Technology, Inc. AAT7202 Datasheet HTML 2Page - Advanced Analog Technology, Inc. AAT7202 Datasheet HTML 3Page - Advanced Analog Technology, Inc. AAT7202 Datasheet HTML 4Page - Advanced Analog Technology, Inc. AAT7202 Datasheet HTML 5Page - Advanced Analog Technology, Inc. AAT7202 Datasheet HTML 6Page - Advanced Analog Technology, Inc. AAT7202 Datasheet HTML 7Page - Advanced Analog Technology, Inc. AAT7202 Datasheet HTML 8Page - Advanced Analog Technology, Inc. AAT7202 Datasheet HTML 9Page - Advanced Analog Technology, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Advanced Analog Technology, Inc.
台灣類比科技股份有限公司
Advanced Analog Technology, Inc.
V 0.1
AAT7202
AC Characteristics
Parameter
Test Conditions
Min
Typ
Max
Units
Slew Rate[2]
SR
Vin=2V to 8V, 20% to 80%
1
V/μs
Settling Time
ts
Vin=4.5v to 5.5v
0.1%
Vin=5.5v to 4.5v
0.1%
5
μ
s
Note2: Slew rage is measured on rising and falling edges.
Function Block Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com