công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BISC-190-05/L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

tên linh kiện BISC-190-05/L
Giải thích chi tiết về linh kiện  LF (70/455 kHz)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Trang chủ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BISC-190-05/L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

  BISC-190-05/L Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BISC-190-05/L Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
LF (70/455 kHz)
BIS C-190-05/L
Order Code: BIS002K
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-28-04-02
Subject to change without notice: 125962
ETIM 6.0: EC002996
BIS002K_0.15_2019-01-21
2 / 2
Mechanical data
Application weight
29.00 g
Dimension
34 x 35 x 34 mm
Installation
metal-free (clear zone)
Remarks
Only together with converter BIS C-901 or BIS C-6xx and the appropriate read/write head.
Values are under rated conditions unless otherwise specified.
For installation requirements see corresponding read/write head.
Time specification includes data check.
IP68 tested according to BWN Pr 36
On the last page only 31x8 bits are usable.
For installation in metal: Observe clear zone.
For more information about MTTF and B10d see MTTF / B10d Certificate
Indication of the MTTF- / B10d value does not represent a binding composition and/or life expectancy assurance; these are simply experiential values with
no warranty implications. These declared values also do not extend the expiration period for defect claims or affect it in any way.



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com