| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BISC-108-32/L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Balluff Korea Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BISC-108-32/L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Balluff Korea Ltd. |
|
2 / 2 page ![]() LF (70/455 kHz) BIS C-108-32/L Order Code: BIS000K Internet www.balluff.com eCl@ss 9.1: 27-28-04-02 Subject to change without notice: 125212 ETIM 6.0: EC002996 BIS000K_1.16_2021-05-08 2 / 2 Only together with converter BIS C-901 or BIS C-6xx and the appropriate read/write head. IP68 tested according to BWN Pr 36 |