| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DS60001476 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DS60001476 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Microchip Technology |
|
21 / 56 page ![]() ...........continued 361-ball BGA rotatethispage90 289-ball BGA 196-ball BGA Power Rail I/O Type Primary Alternate PIO Peripheral Reset State (Signal, Dir, PU, PD, HiZ, ST)(1) Signal Dir Signal Dir Func Signal Dir IO Set H2 B3 B2 VDDIOP0 GPIO PB23 I/O – – A LCDDAT12 O 1 PIO, I, PU, ST B A12 O 1 C RD0 I 1 D TIOB2 I/O 2 E FLEXCOM3_IO0 I/O 3 F GMDIO I/O 3 A3 E2 E3 VDDIOP0 GPIO PB24 I/O – – A LCDDAT13 O 1 PIO, I, PU, ST B A13 O 1 C RK0 I/O 1 D TCLK2 I 2 E FLEXCOM3_IO3 O 3 F ISC_D10 I 3 H1 A3 E2 VDDIOP0 GPIO PB25 I/O – – A LCDDAT14 O 1 PIO, I, PU, ST B A14 O 1 C RF0 I/O 1 E FLEXCOM3_IO4 O 3 F ISC_D11 I 3 G2 G3 D4 VDDIOP0 GPIO PB26 I/O – – A LCDDAT15 O 1 PIO, I, PU, ST B A15 O 1 C URXD0 I 1 D PDMIC_DAT 1 F ISC_D0 I 3 H5 F4 C3 VDDIOP0 GPIO PB27 I/O – – A LCDDAT16 O 1 PIO, I, PU, ST B A16 O 1 C UTXD0 O 1 D PDMIC_CLK 1 F ISC_D1 I 3 |