công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAV99 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

tên linh kiện BAV99
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Channel Surface Mount Switching Diode
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUTUREWAFER [FutureWafer Tech Co.,Ltd]
Trang chủ  http://futurewafer.com.tw/
Logo FUTUREWAFER - FutureWafer Tech Co.,Ltd

BAV99 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

  BAV99 Datasheet HTML 1Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd BAV99 Datasheet HTML 2Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd BAV99 Datasheet HTML 3Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd BAV99 Datasheet HTML 4Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd BAV99 Datasheet HTML 5Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd BAV99 Datasheet HTML 6Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd BAV99 Datasheet HTML 7Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd BAV99 Datasheet HTML 8Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
www.futurewafer.com.tw
BAV99 / 99W
Dual Channel Surface Mount Switching Diode
Document Number:F41839X
11-Oct-2021 V 2.0
SOT-323
Dim
Min
Max
Typ
A1
0.00
0.10
0.05
A2
0.90
1.00
0.95
b
0.25
0.40
0.30
c
0.10
0.18
0.11
D
1.80
2.20
2.15
E
2.00
2.20
2.10
E1
1.15
1.35
1.30
e
0.65 BSC
e1
1.20
1.40
1.30
F
0.375
0.475
0.425
L
0.25
0.40
0.30
a
0°
8°
-
9. Package Information-SOT-323
10. Suggest Pad Layout-SOT-323
Dimension
Millimeter
C
0.65
G
1.30
X
0.47
Y
0.60
Y1
2.50



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com