công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ELS5 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD.

tên linh kiện ELS5
Giải thích chi tiết về linh kiện  REED SENSOR
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ECE [EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD.]
Trang chủ  https://www.ece.com.tw/en/
Logo ECE - EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD.

ELS5 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD.

  ELS5 Datasheet HTML 1Page - EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD. ELS5 Datasheet HTML 2Page - EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD. ELS5 Datasheet HTML 3Page - EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
1
For the latest product information, Please visit our website at http://www.ece.com.tw
Sensor
REED SENSOR
ELS 5 SERIES
■ FEATURES
Does not require power for operation.
Cylindrical and fastening screw is options.
Available in close loop or open loop.
Reed sensors or magnet only are available separately.
■ APPLICATIONS
Security system
Control equipment
Automotive device
■ SPECIFICATIONS
1.ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Contact form
A or B
Contact rating
10W
Maximum switching voltage
100Vdc
Maximum switching current
0.5A
Maximum carry current
1.0A
Contact resistance
200mΩ max.
Breakdown voltage
200Vdc min.
Insulation resistance
108Ω min.
2.OPERATING CHARACTERISTICS
Shock resistance
30G(11ms)
Vibration resistance
20G (10~55Hz)
Temperature range
-20~+60℃
Life expectancy
(30Vdc-0.1A, Resistive load)
1x107


Số phần tương tự - ELS5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
ELS-1 PF-ELS-1 Datasheet
832Kb / 4P
Enclosure Leakage Sensor
logo
Everlight Electronics C...
ELS-1005SURWA/S530-A3 EVERLIGHT-ELS-1005SURWA/S530-A3 Datasheet
123Kb / 7P
Technical Data Sheet 1.0" Single Digit Displays
ELS-1005SYGWA/S530-E2 EVERLIGHT-ELS-1005SYGWA/S530-E2 Datasheet
113Kb / 6P
Technical Data Sheet 1.0" Single Digit Displays
ELS-1005USOWA/S530-A3 EVERLIGHT-ELS-1005USOWA/S530-A3 Datasheet
115Kb / 6P
Technical Data Sheet 1.0" Single Digit Displays
ELS-1006SURWA-S530-A3 EVERLIGHT-ELS-1006SURWA-S530-A3 Datasheet
167Kb / 5P
1.0" Single Digit Displays
More results

Mô tả tương tự - ELS5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Meder Electronic
MK21M1A66B100W MEDER-MK21M1A66B100W Datasheet
130Kb / 1P
REED SENSOR
MK041A66B8000W MEDER-MK041A66B8000W Datasheet
126Kb / 1P
REED SENSOR
MK041A66C700W MEDER-MK041A66C700W Datasheet
207Kb / 1P
REED SENSOR
MK041A66D500W MEDER-MK041A66D500W Datasheet
207Kb / 1P
REED SENSOR
MK041B90C1000W MEDER-MK041B90C1000W Datasheet
206Kb / 1P
REED Sensor
MK091A66C MEDER-MK091A66C Datasheet
126Kb / 1P
REED Sensor
MK091B90C MEDER-MK091B90C Datasheet
152Kb / 1P
REED Sensor
MK0241A66B5000W MEDER-MK0241A66B5000W Datasheet
174Kb / 2P
REED Sensor
MK0241A66C4000W MEDER-MK0241A66C4000W Datasheet
173Kb / 2P
REED Sensor
MK0241A66E500W MEDER-MK0241A66E500W Datasheet
171Kb / 2P
REED Sensor
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com