công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SCIMX6DP6EVT8AB bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SCIMX6DP6EVT8AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX 6DualPlus/6QuadPlus Applications Processors Industrial Products
PDF  160 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

SCIMX6DP6EVT8AB bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - NXP Semiconductors

Back Button SCIMX6DP6EVT8AB Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors SCIMX6DP6EVT8AB Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors SCIMX6DP6EVT8AB Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors SCIMX6DP6EVT8AB Datasheet HTML 48Page - NXP Semiconductors SCIMX6DP6EVT8AB Datasheet HTML 49Page - NXP Semiconductors SCIMX6DP6EVT8AB Datasheet HTML 50Page - NXP Semiconductors SCIMX6DP6EVT8AB Datasheet HTML 51Page - NXP Semiconductors SCIMX6DP6EVT8AB Datasheet HTML 52Page - NXP Semiconductors SCIMX6DP6EVT8AB Datasheet HTML 53Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 160 page
background image
Electrical Characteristics
i.MX 6DualPlus/6QuadPlus Applications Processors Industrial Products, Rev. 3, 11/2018
NXP Semiconductors
49
4.8.1
GPIO Output Buffer Impedance
Table 31 shows the GPIO output buffer impedance (OVDD 1.8 V).
Table 32 shows the GPIO output buffer impedance (OVDD 3.3 V).
Table 31. GPIO Output Buffer Average Impedance (OVDD 1.8 V)
Parameter
Symbol
Drive Strength (DSE)
Typ Value
Unit
Output Driver
Impedance
Rdrv
001
010
011
100
101
110
111
260
130
90
60
50
40
33
Ω
Table 32. GPIO Output Buffer Average Impedance (OVDD 3.3 V)
Parameter
Symbol
Drive Strength (DSE)
Typ Value
Unit
Output Driver
Impedance
Rdrv
001
010
011
100
101
110
111
150
75
50
37
30
25
20
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com