công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCIMX6DP6AVT2AB bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MCIMX6DP6AVT2AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX 6DualPlus/6QuadPlus Applications Processors Industrial Products
PDF  160 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MCIMX6DP6AVT2AB bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - NXP Semiconductors

Back Button MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors MCIMX6DP6AVT2AB Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 160 page
background image
Electrical Characteristics
i.MX 6DualPlus/6QuadPlus Applications Processors Industrial Products, Rev. 3, 11/2018
NXP Semiconductors
43
Figure 4. Load Circuit for Output
Figure 5. Output Transition Time Waveform
Test Point
From Output
CL
CL includes package, probe and fixture capacitance
Under Test
0V
OVDD
20%
80%
80%
20%
tr
tf
Output (at pad)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com