công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

536037 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Festo Corporation.

tên linh kiện 536037
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pneumatic valve
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FESTO [Festo Corporation.]
Trang chủ  https://www.festo.com/us/en/
Logo FESTO - Festo Corporation.

536037 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Festo Corporation.

  536037 Datasheet HTML 1Page - Festo Corporation. 536037 Datasheet HTML 2Page - Festo Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Feature
Value
Information on operating and pilot media
Operation with oil lubrication possible (required for further use)
Corrosion resistance class (CRC)
1 - Low corrosion stress
Storage temperature
-20 °C ... 60 °C
Temperature of medium
-10 °C ... 60 °C
Pilot medium
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Ambient temperature
-10 °C ... 60 °C
Product weight
1130 g
Type of mounting
Optionally:
On terminal strip
With through-hole
Auxiliary pilot air port 12
G1/4
Auxiliary pilot air port 14
G1/4
Venting hole connection
M5
Pilot air port 12
G1/4
Pneumatic connection 1
G1/2
Pneumatic connection 2
G1/2
Pneumatic connection 3
G1/2
Pneumatic connection 4
G1/2
Pneumatic connection 5
G1/2
Note on materials
RoHS-compliant
Seals material
NBR
TPE-U(PU)
Housing material
Die-cast aluminum
10/19/21 - Subject to change - Festo AG & Co. KG
2/2



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com