công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HDMP-2634 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HDMP-2634
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5/1.25 GBd Serdes Circuit
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HDMP-2634 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HDMP-2634 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HDMP-2634 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HDMP-2634 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HDMP-2634 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HDMP-2634 Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) HDMP-2634 Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard) HDMP-2634 Datasheet HTML 12Page - Agilent(Hewlett-Packard) HDMP-2634 Datasheet HTML 13Page - Agilent(Hewlett-Packard) HDMP-2634 Datasheet HTML 14Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
10
Figure 5b. Receiver section timing – case B.
Case B of Table 1. (RX_RATE = 0, RBC_SYNC = 1)
TA = 0°C to TC = 85°C, VCC = 3.15 V to 3.45 V
Symbol
Parameter
Units
Min.
Typ.
Max.
tRXS
RX[0:9] Setup Time to RBC1 or RBC0 (Data Valid Before)
ps
1500
tRXH
RX[0:9] Hold Time from RBC1 or RBC0 (Data Valid After)
ps
1700
Figure 5c. Receiver section timing – case C.
Case C of Table 1. (RX_RATE = 1, RBC_SYNC = 0)
TA = 0°C to TC = 85°C, VCC = 3.15 V to 3.45 V
Symbol
Parameter
Units
Min.
Typ.
Max.
tRXS
RX[0:9] Setup Time to RBC1/0 (Data Valid Before)
ps
800
tRXH
RX[0:9] Hold Time from RBC1/0 (Data Valid After)
ps
1000
tA-B
RBC1 Rising Edge to RBC0 Rising Edge Skew
ns
3.8
4.2
tDUTY
RBC[0:1] Duty Cycle
%
40
60
RX[0:9]
8.00 ns
RBC0
RXS
RXH
RBC1
RX[0:9]
RXS
8.00 ns
RBC1
RBC0
RXH
RXS
RXH
TA-B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com