công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZB4FD2 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Schneider Electric

tên linh kiện ZB4FD2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Harmony XB4, Flush mounted selector switch head, metal, black, 횠30, 2 positions, stay put
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

ZB4FD2 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Schneider Electric

  ZB4FD2 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric ZB4FD2 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric ZB4FD2 Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric ZB4FD2 Datasheet HTML 4Page - Schneider Electric ZB4FD2 Datasheet HTML 5Page - Schneider Electric ZB4FD2 Datasheet HTML 6Page - Schneider Electric ZB4FD2 Datasheet HTML 7Page - Schneider Electric ZB4FD2 Datasheet HTML 8Page - Schneider Electric ZB4FD2 Datasheet HTML 9Page - Schneider Electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
Product data sheet
Mounting and Clearance
ZB4FD2
Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)
Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors
(1) :
Diameter on finished panel or support
(2) :
Ø30.75 mm recommended (Ø30.5 0+0.5) / Ø1.21 in. recommended (Ø1.20 in. 0+0.0196)
Connections
a in mm
a in in.
b in mm
b in in.
By connectors
50
1.97
40
1.57
By connectors and with legend holder ZBZF32
50
1.97
40
1.57
By connectors and with legend holder ZBZF33
60
2.36
40
1.57
Oct 13, 2021
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com