| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
USB2641I bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
USB2641I bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Microchip Technology |
|
9 / 59 page ![]() 2015-2021 Microchip Technology Inc. DS00001948C-page 9 USB2640i/USB2641i 4.0 PIN CONFIGURATIONS FIGURE 4-1: USB2640I 48-PIN QFN Ground Pad (must be connected to VSS) USB2640i (Top View QFN-48) Indicates pins on the bottom of the device. nRESET 38 VBUS_DET 39 LED 37 TEST 40 VDD33 41 USB- 43 XTAL2 44 XTAL1 (CLKIN) 45 RBIAS 48 VDD33 47 PLLFILT 46 USB+ 42 21 xD_nWP / SD_CLK / MS_BS 20 xD_D0 / SD_D6 / MS_D7 19 xD_D1 / SD_D7 / MS_D6 18 xD_D2 / SD_D0 / MS_D4 17 CRFILT 16 xD_D3 / SD_D1 / MS_D5 15 VDD33 14 SD_nCD 13 xD_D4 / SD_WP / MS_SCLK 23 xD_ALE / SD_D5 / MS_D1 22 xD_nWE 24 xD_CLE / SD_CMD / MS_D0 |