công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APM9953 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Anpec Electronics Coropration

tên linh kiện APM9953
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANPEC [Anpec Electronics Coropration]
Trang chủ  http://www.anpec.com.tw
Logo ANPEC - Anpec Electronics Coropration

APM9953 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Anpec Electronics Coropration

  APM9953 Datasheet HTML 1Page - Anpec Electronics Coropration APM9953 Datasheet HTML 2Page - Anpec Electronics Coropration APM9953 Datasheet HTML 3Page - Anpec Electronics Coropration APM9953 Datasheet HTML 4Page - Anpec Electronics Coropration APM9953 Datasheet HTML 5Page - Anpec Electronics Coropration APM9953 Datasheet HTML 6Page - Anpec Electronics Coropration APM9953 Datasheet HTML 7Page - Anpec Electronics Coropration APM9953 Datasheet HTML 8Page - Anpec Electronics Coropration APM9953 Datasheet HTML 9Page - Anpec Electronics Coropration  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Copyright
 ANPEC Electronics Corp.
Rev. A.1 - July., 2003
www.anpec.com.tw
7
APM9953
Physical Specifications
Terminal Material
Solder-Plated Copper (Solder Material : 90/10 or 63/37 SnPb)
Lead Solderability
Meets EIA Specification RSI86-91, ANSI/J-STD-002 Category 3.
Reflow Condition (IR/Convection or VPR Reflow)
Reference JEDEC Standard J-STD-020A APRIL 1999
Classification Reflow Profiles
Convection or IR/ Convection
VPR
Average ramp-up rate(183°C to Peak)
3°C/second max.
10 °C /second max.
Preheat temperature 125 ± 25°C)
120 seconds max.
Temperature maintained above 183°C
60 ~ 150 seconds
Time within 5°C of actual peak
temperature
10 ~ 20 seconds
60 seconds
Peak temperature range
220 +5/-0°C or 235 +5/-0°C
215~ 219°C or 235 +5/-0°C
Ramp-down rate
6 °C /second max.
10 °C /second max.
Time 25°C to peak temperature
6 minutes max.
Package Reflow Conditions
pkg. thickness ≥≥≥≥ 2.5mm
and all bags
pkg. thickness < 2.5mm and
pkg. volume ≥≥≥≥ 350 mm³
pkg. thickness < 2.5mm and pkg.
volume < 350mm³
Convection 220 +5/-0 °C
Convection 235 +5/-0 °C
VPR 215-219 °C
VPR 235 +5/-0 °C
IR/Convection 220 +5/-0 °C
IR/Convection 235 +5/-0 °C
Pre-heat temperature
183 C
Peak temperature
Time
°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com